Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA1387A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1387A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA1387A
Télécharger  TA1387A Télécharger

Taille du fichier   377.14 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1330MHz

TA1387A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA1387A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA1387A
Télécharger  TA1387A Click to download

Taille du fichier   377.14 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1330MHz

TA1387A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1387A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1387A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1387A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1387A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1387A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1387A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1387A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TA1387A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1387A GOLLEDGE-TA1387A Datasheet
155Kb / 6P
   SAW Filter 1330.0MHz
More results


Description similaire - TA1387A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
MA09943 GOLLEDGE-MA09943 Datasheet
134Kb / 5P
   SAW Filter 1330MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0566A TAI-SAW-TA0566A Datasheet
303Kb / 6P
   SAW Filter 1330MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0375A TAI-SAW-TA0375A Datasheet
273Kb / 6P
   SAW Filter 1330MHz SMD 3.0횞3.0mm
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com